Part Number Hot Search : 
AN78XXF MMBT55 IS3022 DS9092 90FD20 1610DT ZD47V0 VN920
Product Description
Full Text Search
 

To Download PLTB450B Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  pl tb450b preliminary ? blaue laser diode 1.6 w in to56 bauform ? blue laser diode 1.6 w in to56 package 2013-06-12 1 besondere merkmale ? typ. emissionswellenl?nge 450nm ? effiziente strahlungsquelle fr dauerstrich- und gepulsten betriebsmodus ? to56 geh?use ? esd-schutzdiode ? laserdiode isoliert gegen geh?use anwendungen ?projektion ? messtechnik ? bhnenbeleuchtung sicherheitshinweise je nach betriebsart emi ttieren diese bauteile hochkonzentrierte, sichtbare strahlung, die gef?hrlich fr das menschliche auge sein kann. produkte, die diese bauteile enthalten, mssen gem?? den sicherheitsrichtlinien der iec-norm 60825-1 behandelt werden. features ? typ. emission wavelength 450nm ? efficient radiation s ource for cw and pulsed operation ? to56 package ? esd protection diode ? laser diode isolated against package applications ?projection ?metrology ? stage lighting safety advice depending on the mode of operation, these devices emit highly conc entrated visible light which can be hazardous to the human eye. products which incorporate these devices have to follow the safety precautions found in iec 60825-1 ?safety of laser products?.
typ  type opt. ausgangsleistung  optical output power  p op (w) (t case 25c) bestellnummer  ordering code pl tb450b 1.6 q65111a3513 grenzwerte  betrieb au?erhalb dieser bedi ngung en kann das bauteil sch?digen  maximum ratings  operation outside these c onditions may damage the device bezeichnung  parameter symbol  symbol wert values einheit  unit min. max. betriebsstrom ( t geh?use 25c) 1) 1) der betrieb bei den grenzwerten reduziert die lebens dauer. fr langzeitbetrieb darf eine maximale sperrschichttermperatur von 100c nicht berschritten werden.  operation at maximum ratings will reduce the life time. for long term operation a maximum junction temperature of 10 0c may not be exceeded. 2)  2) eine maximale optische ausgangsleistung von 1.8w darf nicht berschritten werden.  a maximum optical output power of 1.8w may not be exceeded. operating current ( t case 25c) 1) 2) i f ? 1.6 a betriebstemperatur 1) 2)  operating temperature 1) 2) t case - 20 + 70 q c lagertemperatur  storage temperature t stg - 40 + 85 q c sperrstrom  reverse current i r ? 20 ma l?ttemperatur max. 10 sec.  soldering temperature max. 10 sec. t solder ? 260 q c sperrschichttemperatur 1) 2)  junction temperature 1) 2) t j ? 150 q c 2013-06-12 2 pl tb450b - preliminary
laserkennwerte ( t geh?use = 25 q c)  laser characteristics ( t case = 25 q c) bezeichnung  parameter symbol  symbol wert values einheit  unit min. typ. max. emissionswellenl?nge 1) 1) standardbetriebsbedingungen beziehen sich auf p op = 1.6 w ausgangsleistung.  standard operating conditions refer for to an output power of p op = 1.6 w. emission wavelength 1) o peak 440 450 460 nm schwellstrom  threshold current i th ? 0.2 0.3 a optische ausgangsleistung (i f = 1.2 a)  optical output power (i f = 1.2 a) p op 1.3 1.6 ? w betriebsstrom (p op = 1.6 w)  operating current (p op = 1.6 w) i f ? 1.2 1.5 a betriebsspannung (p op = 1.6 w)  operating voltage (p op = 1.6 w) v f ? 4.8 6.0 v strahldivergenz (fwhm)  beam divergence (fwhm) t __ ? 7 ? deg strahldivergenz (fwhm)  beam divergence (fwhm) t a 19 23 27 deg polarisation verh?ltnis 1)  polarization ratio 1) pr ? 100:1 ? te:tm thermischer widerstand (pn-bergang zu geh?use)  thermal resistance (junction to case) r th ? 15 ? k/w pl tb450b - preliminary 2013-06-12 3
pl tb450b - preliminary 2013-06-12 4 optische ausgangsleistung  optical output power  p op = f ( i f ) schwellstrom  threshold current  i th = f ( t case ) betriebsspannung  operating voltage  v f = f ( i f ) emissionswellenl?nge  emission wavelength  o = f ( t case )
pl tb450b - preliminary 2013-06-12 5 wichtige hinweise zum betrieb der laserdiode: a) elektrischer betrieb: ? osrams laserdioden sind mi t dem ziel h?chster leistung und zuverl?ssigkeit gefertigt. der betrieb der laserdiode oberhalb der im datenblatt angegebenen maximalwerte kann jedoch die leistung und die zuverl?ssigkeit erheblich beeintr?chtigen. ? die laserdiode ist empfindlich gegenber elektrostatischen entladungen (esd). entsprechende vorsichtsma?nahmen sind zu treffen. die laserdiode sollte mit einer m?glichst rauscharmen stromversorgung betrieben werden. ? b) verarbeitungshinweise: ? ein geeignetes w?rmemanagement ist ausschlaggebend fr eine lange lebensdauer der laserdiode. auf grund des designs wird die in der diode erzeugte w?rme haups?chlich ber die grundplatte des geh?uses abgefhrt. es muss sichergestellt sein, dass eine ausreichend gut w?rmeleitende verbindung zwischen der diodengrundplatte und dem khlk?rper besteht. important notes of operation for laser diode: ? a) electrical operation: ? osram?s laser diodes are designed for maximum performance and reliability. operating the laser diode above the maximum rating even for very short periods of time can damage the laser diode or reduce its lifetime. the laser diode is sensitive to electrostatic discharge (esd). proper precautions must be taken. the laser diode must be operated with a suitable power supply with minimi zed electrical noise. ? ? ? ? b) mounting instructions: ? in order to maintain the lifetime of the laser diode proper heat management is essential. due to the design of the laser diode heat is dissipated only through the base plate of the diode?s body. a proper heat conducting interconnection between the diodes base plate and the heat sink must be maintained.
2013-06-12 6 pl tb450b - preliminary ma?zeichnung  package outlines ma?e in mm / dimensions in mm pinbelegung  pin connection pin 1 ld anode pin 2 case pin 3 ld cathode
pl tb450b - preliminary 2013-06-12 7 eu rohs compliant product published by ? osram opto semiconductors gmbh leibnizstrasse 4, d-93055 regensburg www.osram-os.com ? all rights reserved. the information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. ? terms of delivery and rights to change design reserved. due to technical requirements components may contain dangerous substances. for informati on on the types in question please contact our sales organization. packing please use the recycling operators known to you. we can also help you get in touch with your nearest sales office. by agreement we will take packing material back, if it is sort ed. you must bear the costs of transport. for packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred. components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose! critical components, may only be used in life-support devices or systems with the express written approval of osram os. a critical component is a component used in a life-suppor t device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support dev ice or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system. life support devices or systems are intended (a) to be impl anted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. if they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of PLTB450B

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X